Part Number Hot Search : 
TBP04G NTMFS493 AMP2009 CS422202 TSC302 CD4047 SB180 SR6B6K09
Product Description
Full Text Search
 

To Download AK8131C Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  [ AK8131C ] ms0944 - j - 00 2008/3 - 1 - ak 813 1c multi clock generator with vcxo ak81 3 1 c vcxo pll i ??` ic ? 27mhz ? 27.0 z 33.000mhz ?r ???? L ??R 3. 0 v C 3.6v M 1 0 .0 ma typ. ?? 27 .000 mhz ? refout 27 .000 mhz ( ?? ) clk1 33 .000 mhz clk2 33 . 0 00 mhz clk3 27 .000 mhz clk 4 27 .000 mhz vcxo +/ - 100 ppm ? refout 25pf clk1 - 4 15pf ? refout /clk 3 / 4 1 5 0 ps typ. ( long term ) clk 1 / 2 1 20ps typ. ( period jitter ) ??` 16 ? s sop ( U ?` ) ? hdtv,stb,pc ` ? N ? ? ?? ? ?? ?C
[ AK8131C ] ms0944 - j - 00 2008/ 3 - 2 - 1. ?? 2. h ? voltage controlled crystal osc pll1 vdd x1 x2 vin clk1 clk2 clk3 refout s0 s1 s2 divide logic output control gnd clk4 vdd vdd vdd 1:x1 2:s0 3:s1 4:vin 5:vdd1 6:gnd1 7:clk1 8:clk2 16:x2 15:vdd3 14:s2 13:vdd2 12:gnd2 11: clk4 10:clk3 9:refout
[ AK8131C ] ms0944 - j - 00 2008/ 3 - 3 - ?Ch ? ( ) h 1 x1 27.0mhz ? ?A 2 s0 clk1/clk2/clk3 O ?O ? ? ? ??? ? 360k 3 s1 clk1/clk2/clk3 O ?O ? ? ? ??? ? 360 k 4 vin vcxo ?R 5 vdd 1 ? 6 gnd 1 ? 7 clk1 ???? 1 ?O ? ? ?? ? ?? 5 10k 8 clk2 ???? 2 ?O ? ? ?? ? ?? 510k 9 refout 27.000mhz ? 10 clk 3 ???? 3 ?O 11 clk4 ???? 4 ?O 12 gnd2 ? 2 13 vdd 2 ? 2 14 s2 clk1/clk2/clk3 O ?O ? ? ? ??? ? 360k 15 vdd 3 ? 3 16 x2 27.0mhz ? ?A . ?O ` ? s 2 s s 0 clk1 clk2 clk3 clk4 l l l off off off off l l h off off off 27.000mhz l h l off 33.000mhz off off l h h off 33.000mhz off 27.000mhz h l l off off 27.000mhz 27.000mhz h l h 33.000mhz 33.000mhz off off h h l 33.000 mhz 33.000mhz off 27.000mhz h h h 33.000mhz 33.000mhz 27.000mhz 27.000mhz s 2 ,s1,s 1 _ ? h/h/h O ??? clk 3.4 refout ? ? ?
[ AK8131C ] ms0944 - j - 00 2008/ 3 - 4 - 3. ? ~?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ^ *vdd1 - 3 ? ? ? gnd g 0.1 f ? ? M vdd 3.3v ta 25 *1 o ? s2,s1,s0 _ ? ? min max g rs ??R vdd - 0.3 4.6 v ? ? vss 0 0 v ?R vin vss - 0.3 vdd+0.3 v iin - 10 10 ma ? tstg - 55 130 ? ? min typ max g rs ? ta - 2 0 8 5 ??R vdd 3.0 3. 3 3.6 v ? cpl cp2 15 25 pf clk1 - 4 refout ? ? min typ max g rs M idd 1 0 .0 ma ma *1
[ AK8131C ] ms0944 - j - 00 2008/ 3 - 5 - vdd 3.0 3.6v ta - 20 8 5 a vdd 3.0 3.6v ta - 20 8 5 *1 ? ? *2 O ? ? *3 10000 ? *4 10 000 ? *5 clk1/clk 2 27mhz pll ? ? min typ max g q ?? ? ? ?R s 2 ,s1,s 0 0. 7 *vdd v ?? ? ? ?R ? 0. 3 *vdd v ?? ? 1 ? - 2 0 + 1 0 a ?? ? 2 vin - 3 +3 a ?? ? ? ?R clk1 - 4 refout 0.8*vdd v ioh= - 4ma ?? ? ? ?R ? 0.2*vdd v iol=4ma ? min typ max g q ? k ? x1,x2 27.0000 mhz ? ? 100 ppm vin=0.0 vdd *1, g { vcxo 130 p pm/v vin=1.5v 1.0v *1 clk r g clk 1 - 4 ref_out 1.5 2.5 n s cp1 =15pf cp2=25pf 0.2*vdd 0.8*vdd *2 clk r g clk 1 - 4 ref_out 1.8 2.5 n s cp1=15pf cp2=25pf 0.8*vdd 0.2*vdd *2 ? ? ??? ? ? ? ? ? clk 1 - 2 1 20 p s 2 , 3 ??? ? ? ?? ? ? ? ? 1000 - cycle re fout clk3/4 150 ps 27.000mhz 2, 4 clk1 - 2 45 50 55 % clk ? ? ?? ?? ??? ? ? clk3 - 4 refout 40 50 60 % ??? r g clk 1 - 2 5 m s c pl=15pf cp2=25pf *1 *5
[ AK8131C ] ms0944 - j - 00 2008/ 3 - 6 - 4. ??` ? g ? 0. 1 0. 1 0 - 10 detail a 0.1 5 0. 1 0. 22 0. 1 0. 6 5 5.00typ a 1 8 9 16 16 pin ssop (unit: mm) 4 . 4 t y p 6 . 4 0 . 3 0 . 5 0 . 2 1 . 2 5 t y p
[ AK8131C ] ms0944 - j - 00 2008/ 3 - 7 - 5. ?` ? ? ? ? ? ? ?` ` ? ? ` xxxxx 5 8 9 16 8131 c xxxxx akm
[ AK8131C ] ms0944 - j - 00 2008/ 3 - 8 - ? ? ?d ? u? u? ? ???? u? ? ??? ? ? ? H ? d ??? ?I ? ?s?I ? _J d ? ? ? S I ? ???? ? ? ? ?? ? ?du? Q?? Y ( ? ) ? ? H ? ? S ? ? ?C ?? C ? C ? ? C ? ? g ?b p ? ? O m ? ? u? ? ? ? ? ? ? ? ? ? u? ? ? ? p ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? o ? ? u? ? ? p ? ? ?? ? ? a ?? ?


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of AK8131C

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X